Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD4051 Fiches technique(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor |
|
CD4051 Fiches technique(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor |
6 / 13 page www.fairchildsemi.com 6 DC Electrical Characteristics (Continued) Note 2: All voltages measured with respect to VSS unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions −40°C +25°+85°C Units Min Max Min Typ Max Min Max VIL LOW Level Input Voltage VEE = VSS RL = 1 kΩ to VSS IIS<2 µA on all OFF Channels VIS = VDD thru 1 kΩ VDD = 5V 1.5 1.5 1.5 V VDD = 10V 3.0 3.0 3.0 V VDD = 15V 4.0 4.0 4.0 V VIH HIGH Level Input Voltage VDD = 5 3.5 3.5 3.5 V VDD = 10 7 7 7 V VDD = 15 11 11 11 V IIN Input Current VDD = 15V, VEE = 0V −0.1 −10−5 −0.1 −1.0 µA VIN = 0V VDD = 15V, VEE = 0V 0.1 10−5 0.1 1.0 µA VIN = 15V |
Numéro de pièce similaire - CD4051 |
|
Description similaire - CD4051 |