Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
K008-050 Fiches technique(PDF) 5 Page - Eichhoff Electronics,Inc. |
|
K008-050 Fiches technique(HTML) 5 Page - Eichhoff Electronics,Inc. |
5 / 5 page EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de K018-250/844-221 K018-250/846-221 K018-350/854-221 K018-350/856-221 Nennkapazität Rated Capacitance Capacité nominale Widerstand Resistance Résistance 0,1 µF+2x0,015µFX1Y2 0,1 µF+2x0,022µFX1Y2 0,24 µF+2x0,015µFX1Y2 0,24 µF+2x0,022µFX1Y2 1 M0 1 M0 31 31 34 34 2 2 2 2 Weitere Kapazitätswerte auf Anfrage / Other values upon request / D’autres capacités sur demande Teile-Nr. Part number Référence Funk-Entstörkondensatoren Klasse X1Y2 Radio-Interference Suppression Capacitors class X1Y2 Condensateurs de déparasitage classe X1Y2 Abmessungen Dimensions B ± 1 Schaltbild Electrical schematic Schéma électrique Auch als X1 Kondensator erhältlich Also avaible as X1 capacitor Egalement disponible comme condensateur X1 |
Numéro de pièce similaire - K008-050_12 |
|
Description similaire - K008-050_12 |