Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

F023-046 Fiches technique(PDF) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

No de pièce F023-046
Description  Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Site Internet  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F023-046 Fiches technique(HTML) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F023-046 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F023-046 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Nennstrom
Rated
current
Courant
nominal
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
2 x 3,3 mH
2 x 2,2 mH
2 x 2,2 mH
2 x 1,8 mH
2 x 560 µH
....../001
....../001
....../001
....../001
....../001
....../020
....../020
....../020
....../020
....../020
....../021
....../021
....../021
....../021
....../021
0,047 µF X2 +
2 x 2200 pFY2
Ausf. / Vers. / Exéc. a
„b“
„a“
„b“
Einfügungsdämpfung (Richtwerte), Messung im 50:-System
Insertion loss (approx. values), measured in 50:-system
Affaiblissement d’insertion (valeurs indicatives), Mesurage dans le circuit 50:
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage / Other values upon request / D’autres capacités et inductances sur demande
F023-046/0...
F023-042/0...
F 023-041/000
F 023-042/000
F 023-043/000
F 023-044/000
F 023-046/000
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
1 Sicherung / fuse / fusible
2 Sicherungen / fuses / fusibles
Teile-Nr. / Part number / Référence
F023-041/0...
F023-043/0...
F023-044/0...
unsymmetrische Messung, Abschluss des Nachbarzweiges
Non-symmetric measurement
Mesurage non-symétrique
asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
Asymmetric measurement (common mode)
Mesurage asymétrique (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
symmetric measurement (differential mode)
Mesurage symétrique (differential mode)
·


Numéro de pièce similaire - F023-046

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Powerbox
F02 POWERBOX-F02 Datasheet
493Kb / 2P
   10 WATTS SINGLE & DUAL OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
logo
XP Power Limited
F02 XPPOWER-F02 Datasheet
622Kb / 6P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
F02/F02CT XPPOWER-F02/F02CT Datasheet
622Kb / 6P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
logo
C&K Components
F0201 CK-COMPONENTS-F0201 Datasheet
1Mb / 9P
   Pushbutton Switches
29 may 19
F02010102 CK-COMPONENTS-F02010102 Datasheet
1Mb / 9P
   Pushbutton Switches
29 may 19
More results

Description similaire - F023-046

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F044-311 EICHHOFF-F044-311 Datasheet
113Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltgeratestecker nach IEC
F011-126 EICHHOFF-F011-126 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
F012-401 EICHHOFF-F012-401 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
logo
Lumberg
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
   Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com