Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

F011-032 Fiches technique(PDF) 3 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

No de pièce F011-032
Description  Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Site Internet  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F011-032 Fiches technique(HTML) 3 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F011-032 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-032 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-032 Datasheet HTML 3Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-032 Datasheet HTML 4Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-032 Datasheet HTML 5Page - Eichhoff Electronics,Inc. F011-032 Datasheet HTML 6Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
0,47 µF + 2 x
4700 pF X1Y2
0,47 µF + 2 x 10000 pF X1Y2
0,47 µF + 2 x 20000 pF X1Y2
2 x 1
mH
2 x 500 µH
2 x 300 µH
F011-126/032
F011-126/063
F011-126/073
F011-126/036
F011-126/336
F011-126/436
F011-126/059
F011-126/359
F011-126/459
Funk-Entstörfilter
im runden Metallgehäuse mit Gewindezapfen
Radio-Interference Suppression Filters
encapsulation: round metal case with threaded stud
Filtres d’antiparasitage
boîtier métallique ronde avec vis
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X1Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Entladewiderstand:
680 K
Ausführung:
Metallbecher mit Gewindezapfen
ähnlich DIN 41116
Nennstrom
Rated
current
Courant
nominal
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Bild I,
Fig. I,
ill. I
Bild II,
Fig. II,
ill. II
Bild III,
Fig. III,
ill. III
Teile-Nr. / Part number / Référence
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage
Other values upon request / D’autres capacités et inductances sur demande
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Bild I : Cu-Litze Typ H07V-K 2,5 mm2
Bild II : Cu-Litze Typ H07V-K 2,5 mm2
konfektioniert mit
Steckhülsen 6,3
Bild III: Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
16 A
16 A
16 A
Bild I
Fig. I
ill. I
Bild II
Fig. II
ill. II
Bild III
Fig. III
ill. III


Numéro de pièce similaire - F011-032

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F011-000 EICHHOFF-F011-000 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F011-051 EICHHOFF-F011-051 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F011-052 EICHHOFF-F011-052 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
More results

Description similaire - F011-032

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Eichhoff Electronics,In...
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F011-180 EICHHOFF-F011-180 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F012-013 EICHHOFF-F012-013 Datasheet
97Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Printmontage im Kunststoffgeh채use und Metallgeh채use
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-401 EICHHOFF-F012-401 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F023-041 EICHHOFF-F023-041 Datasheet
127Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
F022-381 EICHHOFF-F022-381 Datasheet
221Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
F033-001 EICHHOFF-F033-001 Datasheet
231Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com