Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STU13NM60N Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
STU13NM60N Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 21 page STF/I/P/U/W13NM60N Test circuits Doc ID 15420 Rev 5 9/21 3 Test circuits Figure 19. Switching times test circuit for resistive load Figure 20. Gate charge test circuit Figure 21. Test circuit for inductive load switching and diode recovery times Figure 22. Unclamped inductive load test circuit Figure 23. Unclamped inductive waveform Figure 24. Switching time waveform AM01468v1 VGS PW VD RG RL D.U.T. 2200 μF 3.3 μF VDD AM01469v1 VDD 47k Ω 1k Ω 47k Ω 2.7k Ω 1k Ω 12V Vi=20V=VGMAX 2200 μF PW IG=CONST 100 Ω 100nF D.U.T. VG AM01470v1 A D D.U.T. S B G 25 Ω A A B B RG G FAST DIODE D S L=100 μH μF 3.3 1000 μF VDD AM01471v1 Vi Pw VD ID D.U.T. L 2200 μF 3.3 μF VDD AM01472v1 V(BR)DSS VDD VDD VD IDM ID AM01473v1 VDS ton tdon tdoff toff tf tr 90% 10% 10% 0 0 90% 90% 10% VGS |
Numéro de pièce similaire - STU13NM60N |
|
Description similaire - STU13NM60N |