Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST13003K Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
ST13003K Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
8 / 10 page Package mechanical data ST13003-K 8/10 Doc ID 13533 Rev 4 Figure 14. SOT-32 (TO-126) drawings Table 5. SOT-32 (TO-126) mechanical data Dim. mm. Min. Typ. Max. A2.4 2.9 B 0.64 0.88 B1 0.39 0.63 D 10.5 11.05 E7.4 7.8 e 2.04 2.29 2.54 e1 4.07 4.58 5.08 L 15.3 16 P2.9 3.2 Q3.8 Q1 1 1.52 H2 2.15 I1.27 0016114E |
Numéro de pièce similaire - ST13003K |
|
Description similaire - ST13003K |