Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

74489440036 Fiches technique(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 74489440036
Description  COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74489440036 Fiches technique(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  74489440036 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74489440036 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 74489440036 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
start of winding
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität (je Wicklg.) /
inductance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg.)
DC-Widerstand (je Wicklg.) /
DC-resistance (each wdg.)
Nennstrom (je Wicklg.)
(1) /
rated Current (each wdg.)
(1)
Sättigungsstrom (je Wicklg.) /
saturation current (each wdg.)
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
Nennspannung /
rated Voltage
(1) Stromfluss durch beide Wicklungen verursacht ∆T /
both windings driven by rated current will occur ∆T
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
SvS
11-08-30
ALa
10-11-15
Name
Datum / date
UDC
80
V
max.
2,3
A
3,6
DL/L < 10%
8038
Änderung / modification
Version 1
Version 2
3,8 ± 0,3
8,0 ± 0,3
3,2 typ.
2,4 typ.
1,0 typ.
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +125°C
...............................................
............................................
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
Class H
8,0 ± 0,3
It is recommended that the temperature of the part does
Agilent N5776A für/for IDC;
WAYNE KERR 3260B für/for L0; ISAT
D Prüfgeräte / test equipment:
@ 20°C
Kunde / customer
Luftfeuchtigkeit / humidity:
E Testbedingungen / test conditions:
GMC Metrahit 27I für/for RDC
Agilent E4991A für/for SRF
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
..................................................................................
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer :
http://www.we-online.de
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2011-08-30
max.
Testbedingungen /
test conditions
53
+/-30%
Artikelnummer / part number :
Endoberfläche / finishing electrode:
Ag/Ni/Sn
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
45
74489440036
SPEICHERDROSSEL WE-TDC 8038
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
µH
RDC1,2 max
L1,L2
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 5mA
RDC1,2 typ
47
typ.
IN1,IN2
m
W
@ 20°C
m
W
typ.
4,6
typ.
SRF
MHz
DT = 40 K
typ.
Isat
A
[mm]
C
A
B
Marking
1
3
4
L1
2
L2
Start
Finish
6,2
3,6
1,4
1
4
3
2
D
E
1
2
3
4
F
SEITE 1 VON 3


Numéro de pièce similaire - 74489440036

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744894400039 WURTH-744894400039 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
744894400082 WURTH-744894400082 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440012 WURTH-74489440012 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440018 WURTH-74489440018 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440027 WURTH-74489440027 Datasheet
227Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
More results

Description similaire - 74489440036

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74489440150 WURTH-74489440150 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440180 WURTH-74489440180 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440018 WURTH-74489440018 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440027 WURTH-74489440027 Datasheet
227Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440068 WURTH-74489440068 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440100 WURTH-74489440100 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440220 WURTH-74489440220 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
744894400039 WURTH-744894400039 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
744894400082 WURTH-744894400082 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440012 WURTH-74489440012 Datasheet
250Kb / 3P
   COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com