Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADF4112 Fiches technique(PDF) 9 Page - Analog Devices |
|
ADF4112 Fiches technique(HTML) 9 Page - Analog Devices |
9 / 24 page REV. 0 ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113 –9– TEMPERATURE – C 100 –40 0 20 40 60 80 –100 –70 –80 –90 –60 –20 VDD = 3V VP = 5V Figure 20. ADF4113 Phase Noise vs. Temperature (836 MHz, 30 kHz, 3 kHz) TEMPERATURE – C 100 –40 0 20 40 60 80 –100 –70 –80 –90 –60 –20 VDD = 3V VP = 5V Figure 21. ADF4113 Reference Spurs vs. Temperature (836 MHz, 30 kHz, 3 kHz) 0 1 PRESCALER VALUE 8/9 16/17 32/33 64/65 2 3 6 8 9 10 4 5 7 0 ADF4113 ADF4112 ADF4110 ADF4111 Figure 22. AIDD vs. Prescaler Value PRESCALER OUTPUT FREQUENCY – MHz 200 0 150 0 VDD = 3V VP = 3V 3.0 2.5 1.5 1.0 2.0 0.5 100 50 Figure 23. DIDD vs. Prescaler Output Frequency (ADF4110, ADF4111, ADF4112, ADF4113) |
Numéro de pièce similaire - ADF4112 |
|
Description similaire - ADF4112 |