Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST1210CG223D101 Fiches technique(PDF) 3 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
ST1210CG223D101 Fiches technique(HTML) 3 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
3 / 10 page DIELECTRIC NP0 SIZE 1206 RATED VOLTAGE (VDC) 100 200 250 500 630 0.5pF (0R5) 1.0pF (1R0) 1.2pF (1R2) 1.5pF (1R5) 1.8pF (1R8) 2.2pF (2R2) 2.7pF (2R7) 3.3pF (3R3) 3.9pF (3R9) 4.7pF (4R7) 5.6pF (5R6) 6.8pF (6R8) 8.2pF (8R2) 10pF (100) 12pF (120) 15pF (150) 18pF (180) 22pF (220) 27pF (270) 33pF (330) 39pF (390) 47pF (470) 56pF (560) 68pF (680) 82pF (820) 100pF (101) 120pF (121) 150pF (151) 180pF (181) 220pF (221) 270pF (271) 330pF (331) 390pF (391) 470pF (471) 560pF (561) 680pF (681) 820pF (821) 1,000pF (102) 1,200pF (122) 1,500pF (152) 1,800pF (182) 2,200pF (222) 2,700pF (272) 3,300pF (332) 3,900pF (392) 4,700pF (472) 5,600pF (562) 6,800pF (682) 8,200pF (822) Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors RoHS MERITEK ST Series CAPACITANCE RANGE Rev.7 |
Numéro de pièce similaire - ST1210CG223D101 |
|
Description similaire - ST1210CG223D101 |