Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD73311ARS Fiches technique(PDF) 8 Page - Analog Devices |
|
AD73311ARS Fiches technique(HTML) 8 Page - Analog Devices |
8 / 36 page AD73311 –8– REV. B VIN – dBm0 –85 3.17 –75 –65 –55 –45 –35 –25 –15 0 80 70 –10 30 20 10 0 50 40 60 –5 Figure 5a. S/(N+D) vs. VIN (ADC @ 3 V) over Voiceband Bandwidth (300 Hz – 3.4 kHz) VIN – dBm0 –85 3.17 –75 –65 –55 –45 –35 –25 –15 0 80 70 –10 30 20 10 0 50 40 60 –5 Figure 5b. S/(N+D) vs. VIN (DAC @ 3 V) over Voiceband Bandwidth (300 Hz – 3.4 kHz) VIN – dBm0 –85 3.17 –75 –65 –55 –45 –35 –25 –15 0 80 70 –10 30 20 10 0 50 40 60 –5 Figure 5c. S/(N+D) vs. VIN (ADC @ 5 V) over Voiceband Bandwidth (300 Hz – 3.4 kHz) VIN – dBm0 –85 3.17 –75 –65 –55 –45 –35 –25 –15 0 80 70 –10 30 20 10 0 50 40 60 –5 Figure 5d. S/(N+D) vs. VIN (DAC @ 5 V) over Voiceband Bandwidth (300 Hz – 3.4 kHz) t7 t9 t10 t11 t12 THREE- STATE THREE- STATE THREE- STATE SE (I) SCLK (O) SDIFS (I) SDI (I) SDOFS (O) SDO (O) D15 D14 D1 D0 D15 D15 D2 D1 D0 D15 D14 t8 t7 t8 Figure 4. Serial Port (SPORT) |
Numéro de pièce similaire - AD73311ARS |
|
Description similaire - AD73311ARS |