Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

744773039 Fiches technique(PDF) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

No de pièce 744773039
Description  POWER CHOKE WE-PD2
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Site Internet  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744773039 Fiches technique(HTML) 2 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744773039 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744773039 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744773039 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
MST
04-10-11
Name
Datum / date
Änderung / modification
Version 1
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
http://www.we-online.com
..................................................................................
..................................................................................
Geprüft / checked
Kontrolliert / approved
Datum / date
Unterschrift / signature
Würth Elektronik
H Induktivitätskurve / Inductance curve :
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
..................................................................................
..................................................................................
SMD-SPEICHERDROSSEL WE-PD2
POWER CHOKE WE-PD2
DATUM / DATE : 2004-10-11
Artikelnummer / part number:
744773039
Spezifikation für Freigabe / specification for release
Kunde / customer :
Induktivität vs Strom (typ.) /
Inductance vs Current (typ.)
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
Current (A)
RoHS
compliant
LF
SEITE 2 VON 3


Numéro de pièce similaire - 744773039

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744773033 WURTH-744773033 Datasheet
158Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
744773033 WURTH-744773033 Datasheet
953Kb / 24P
   FISM – Fixed Isolated SIP Module 3.3V – 24V / 1W / 1kV functional isolated unregulated 5V Output
Rev. 1.1
More results

Description similaire - 744773039

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447745039 WURTH-7447745039 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
74477450082 WURTH-74477450082 Datasheet
113Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
74477420 WURTH-74477420 Datasheet
152Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
74477620 WURTH-74477620 Datasheet
158Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744773127 WURTH-744773127 Datasheet
158Kb / 3P
   POWER CHOKE WE-PD2
744775118 WURTH-744775118 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744775147 WURTH-744775147 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744775210 WURTH-744775210 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744776012 WURTH-744776012 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
744776056 WURTH-744776056 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD2
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com