Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FGB20N60SF Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FGB20N60SF
Description  600V, 20A Field Stop IGBT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FGB20N60SF Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FGB20N60SF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB20N60SF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
FGB20N60SF Rev. A
Mechanical Dimensions
TO-263AB/D2-PAK


Numéro de pièce similaire - FGB20N60SF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FGB20N60SFD FAIRCHILD-FGB20N60SFD Datasheet
433Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
More results

Description similaire - FGB20N60SF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FGP20N60UFD FAIRCHILD-FGP20N60UFD Datasheet
746Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGH20N60SFD FAIRCHILD-FGH20N60SFD Datasheet
796Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGH20N60UFD FAIRCHILD-FGH20N60UFD Datasheet
821Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGH20N60UFD FAIRCHILD-FGH20N60UFD_11 Datasheet
1Mb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
FGB20N60SFD FAIRCHILD-FGB20N60SFD Datasheet
433Kb / 9P
   600V, 20A Field Stop IGBT
logo
Rohm
RGTH40TS65D ROHM-RGTH40TS65D Datasheet
729Kb / 12P
   650V 20A Field Stop Trench IGBT
logo
Fairchild Semiconductor
FGH75N60SF FAIRCHILD-FGH75N60SF Datasheet
686Kb / 8P
   600V, 75A Field Stop IGBT
FGA60N60UFD FAIRCHILD-FGA60N60UFD Datasheet
782Kb / 9P
   600V, 60A Field Stop IGBT
FGH40N60SF FAIRCHILD-FGH40N60SF Datasheet
683Kb / 8P
   600V, 40A Field Stop IGBT
FGH80N60FD FAIRCHILD-FGH80N60FD Datasheet
665Kb / 9P
   600V, 80A Field Stop IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com