Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


CXG1014N Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Sony Corporation

Numéro de pièce CXG1014N
Description  1.5 GHz Low Noise Amplifier/Down Conversion Mixer
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SONY [Sony Corporation]
Site Internet  http://www.sony.co.jp
Logo 

   
 2 page
background image
—2—
CXG1014N
Electrical Characteristics
VDD=3.0 V, fRF=1.49 GHz, fLO=1.62 GHz, PLO=–15 dBm, when 50
Ω I/O matching; unless otherwise specified
(Ta=25 °C)
Item
Current consumption
Power gain
Low noise
Noise figure
amplifier
Input IP3
Isolation
Current consumption
Conversion gain
Mixer
Noise figure
Input IP3
LO to RF leak level
Symbol
IDD
GP
NF
IIP3
ISO
IDD
GC
NF
IIP3
PLK
Min.
14
–7.5
30
6
–2
Typ.
2.2
16
1.85
–3.5
35
3.8
8
8.5
2
–17
Max.
3.0
18
2.6
5.5
10
10.5
–12
Unit
mA
dB
dB
dBm
dB
mA
dB
dB
dBm
dBm
Block Diagram
Pin Configuration
LNA
MIX
LO AMP
IF AMP
LNA RFIN
LOIN
LNA RFOUT
MIX RFIN
IFOUT
16pin SSOP (PLASTIC)
116
LNA RFIN
NC
CAP
GND
GND
LOIN
CAP
VDD (LO AMP)
GND
GND
NC
NC
MIX RFIN
CAP
IF OUT/VDD (MIX, IF AMP)
LNA RFOUT/VDD (LNA)
Measurement condition
When no signal
When no signal




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
CXG1013N1.7 to 2.0 GHz Low Noise Amplifier/Down Conversion Mixer 1 2 3 4 5 MoreSony Corporation
BAT15-03WSilicon Schottky Diode DBS mixer applications to 12 GHz Low noise figure Low barrier type 1 2 3 4 Siemens Semiconductor Group
MGA-865761.5 - 8 GHz Low Noise GaAs MMIC Amplifier 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
BAT15-04Silicon Dual Schottky Diode DBS mixer applications to 12 GHz Low noise figure Low barrier type 1 2 3 Siemens Semiconductor Group
BAT15-098Silicon Schottky Diode DBS mixer application to 10 GHz Low noise figure Low barrier type 1 2 3 4 Siemens Semiconductor Group
BAT15-099Silicon Dual Schottky Diode DBS mixer application to 12 GHz Low noise figure Low barrier type 1 2 3 4 Siemens Semiconductor Group
MAAM12021Low Noise Amplifier 1.5 - 1.6 GHz 1 2 3 Tyco Electronics
MAALSS0027GPS Low Noise Amplifier 1.5 - 1.7 GHz 1 2 3 4 5 MoreTyco Electronics
MAALSS0044Low Noise Amplifier 1.5 - 1.6 GHz 1 2 3 4 Tyco Electronics

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl