Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST802RT1B Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
ST802RT1B Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
2 / 58 page Contents ST802RT1A, ST802RT1B 2/58 Doc ID 17049 Rev 1 Contents 1 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1 Physical layer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2 LED display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Device block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 System and block diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4 Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6 Registers and descriptors description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 6.1 Register list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 6.2 Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7 Device operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.1 100Base-TX transmit operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.2 100Base-TX receive operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.3 10Base-T transmit operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.4 10Base-T receive operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.5 Loop-back operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.6 Full-duplex and half-duplex operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.7 Auto-negotiation operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.8 Power-down / interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.9 Power-down operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.10 Interrupt mechanisms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.11 LED display operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7.12 Reset operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7.13 Preamble suppression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7.14 Remote fault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 7.15 Transmit isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 |
Numéro de pièce similaire - ST802RT1B |
|
Description similaire - ST802RT1B |