Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SL43 Fiches technique(PDF) 2 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

No de pièce SL43
Description  LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TAYCHIPST [Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd]
Site Internet  http://www.taychipst.com
Logo TAYCHIPST - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

SL43 Fiches technique(HTML) 2 Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd

  SL43 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd SL43 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Taychipst Electronic Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2 of 2
E-mail: sales@taychipst.com
Web Site: www.taychipst.com
LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
20V-40V
4.0A
SL42 THRU SL44
1
10
100
0
25
50
75
100
125
150
0
20
40
60
80
100
0.001
0.01
0.1
1
10
50
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
0.01
0.1
1
10
50
0.1
1
10
100
100
1,000
4,000
0
25
50
75
100
125
0
2
4
6
8
10
FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
LEAD TEMPERATURE,
°C
RQJL= 6
°C/W
RQJL= 14
°C/W
FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60 HZ
TJ=TJ max.
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
TJ=125¡C
FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG. 4 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, %
FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
TJ=75¡C
TJ=25¡C
TJ=25¡C
PULSE WIDTH=300
ms
1% DUTY CYCLE
TJ=125¡C
TJ=25¡C
f=1.0 MHZ
Vsig=50mVp-p
SL42 AND SL43
SL44


Numéro de pièce similaire - SL43

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
General Semiconductor
SL43 GE-SL43 Datasheet
104Kb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SL43 VISHAY-SL43 Datasheet
341Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 22-Jan-08
SL43 VISHAY-SL43 Datasheet
80Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-14
SL43 VISHAY-SL43 Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-14
SL43 VISHAY-SL43 Datasheet
75Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-14
More results

Description similaire - SL43

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Transys Electronics
SL22 TRSYS-SL22 Datasheet
164Kb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Zowie Technology Corpor...
SCD34L ZOWIE-SCD34L Datasheet
48Kb / 2P
   SURFACE MOUNT LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
STR15100YD PANJIT-STR15100YD Datasheet
298Kb / 5P
   Surface Mount Low VF Schottky Barrier Rectifier
May 9,2022
STR40100LCB PANJIT-STR40100LCB Datasheet
326Kb / 5P
   Surface Mount Low VF Schottky Barrier Rectifier
August 18,2022
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SS810T LUGUANG-SS810T Datasheet
1Mb / 2P
   Surface Mount Low VF Schottky Barrier Rectifier
Revision:20230527-P2
logo
General Semiconductor
SL42 GE-SL42 Datasheet
104Kb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
B120SL PACELEADER-B120SL Datasheet
254Kb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SSL12 MIC-SSL12 Datasheet
95Kb / 8P
   SURFACE MOUNT Low VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Yea Shin Technology Co....
SL12 YEASHIN-SL12 Datasheet
363Kb / 2P
   LOW VF SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
SL12 KOOCHIN-SL12 Datasheet
220Kb / 2P
   SURFACE MOUNT LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com