Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB05-05P-TD-E Fiches technique(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce SB05-05P-TD-E
Description  50V, 500mA Rectifier
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SB05-05P-TD-E Fiches technique(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SB05-05P-TD-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB05-05P-TD-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SB05-05P-TD-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device SB05-05P-TD-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device SB05-05P-TD-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device SB05-05P-TD-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
SB05-05P
No.2999-2/6
Electrical Characteristics at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Reverse Voltage
VR
IR=200μA50
V
Forward Voltage
VF
IF=500mA
0.55
V
Reverse Current
IR
VR=25V
50
μA
Interterminal Capacitance
C
VR=10V, f=1MHz
18
pF
Reverse Recovery Time
trr
IF=IR=100mA, See specified Test Circuit.
10
ns
Thermal Resistance
Rth(j-a)1
310
°C / W
Rth(j-a)2
When mounted on ceramic substrate (250mm2×0.8mm)
120
°C / W
trr Test Circuit
Ordering Information
Device
Package
Shipping
memo
SB05-05P-TD-E
PCP
1,000pcs./reel
Pb Free
Duty
10%
50
Ω
100
Ω
10
Ω
--5V
trr
10
μs


Numéro de pièce similaire - SB05-05P-TD-E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
SB05-05P-TD-E ONSEMI-SB05-05P-TD-E Datasheet
324Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode
September, 2013
More results

Description similaire - SB05-05P-TD-E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SB05-05NP SANYO-SB05-05NP Datasheet
60Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
SB05W05P SANYO-SB05W05P Datasheet
59Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier?
SB05-05CP SANYO-SB05-05CP Datasheet
58Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
SB05W05C SANYO-SB05W05C Datasheet
59Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier?
SB05-05P SANYO-SB05-05P Datasheet
57Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
SB05W05V SANYO-SB05W05V Datasheet
67Kb / 2P
   50V, 500mA Rectifier
SB05-05C SANYO-SB05-05C Datasheet
48Kb / 3P
   50V, 500mA Rectifier
logo
Rohm
DTD113ZK ROHM-DTD113ZK_09 Datasheet
145Kb / 4P
   500mA / 50V Digital transistors
DTB123EK ROHM-DTB123EK_15 Datasheet
911Kb / 9P
   -500mA/-50V Digital transistor
DTB113EC ROHM-DTB113EC Datasheet
1Mb / 8P
   -500mA/-50V Digital transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com