Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


CPH5901_12 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Sanyo Semicon Device

Numéro de pièce CPH5901_12
Description  High-Frequency Amplifier. AM Amplifier. Low-Frequency Amplifier Applications
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

   
 5 page
background image
CPH5901
No.8278-5/8
[TR]
f T -- IC
Collector Current, IC -- mA
[TR]
Cib -- VEB
Emitter-to-Base Voltage, VEB -- V
[TR]
Collector Current, IC -- mA
VCE(sat) -- IC
[TR]
Collector Current, IC -- mA
VBE(sat) -- IC
Ambient Temperature, Ta --
°C
PC -- Ta
[TR]
[TR]
Cob -- VCB
Collector-to-Base Voltage, VCB -- V
3
100
2
5
7
3
2
5
7
1.0
10
52
7
3
2
100
57
3
2
3
1.0
10
2
3
2
5
5
7
1.0
10
57
5
7
3
2
ITR10344
ITR10345
VCE=6V
f=1MHz
0
400
300
200
50
100
350
250
150
20
060
40
80
100
140
120
160
IT09863
1.0
7
23
5
7
22
35
10
100
5
3
1.0
10
7
5
3
2
7
IC / IB=10
ITR10348
75
°C
Ta= --25
°C
25°C
3
10
2
3
2
5
7
1.0
5
7
1.0
10
57
57
3
2
100
57
3
2
ITR10346
f=1MHz
1.0
7
23
5
7
22
35
10
100
5
3
2
0.1
1.0
7
5
3
2
3
2
7
IC / IB=10
ITR10347
25
°C
Ta=75
°C
--25°
C
Mounted
on
a
ceramic
board
(600mm
2
0.8mm)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl