Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


CPH5901_12 Datasheet(Fiches technique) 3 Page - Sanyo Semicon Device

Numéro de pièce CPH5901_12
Description  High-Frequency Amplifier. AM Amplifier. Low-Frequency Amplifier Applications
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  http://www.ssdc-jp.com/eng/
Logo 

   
 3 page
background image
CPH5901
No.8278-3/8
ID -- VGS
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
ID -- VDS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
ID -- VDS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
[FET]
[FET]
[FET]
VGS(off) -- IDSS
Drain Current, IDSS -- mA
[FET]
| yfs | -- ID
Drain Current, ID -- mA
[FET]
| yfs | -- IDSS
Drain Current, IDSS -- mA
[FET]
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Ciss -- VDS
Crss -- VDS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
[FET]
[FET]
ITR10329
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
VGS=0V
--0.1V
--0.2V
--0.3V
--0.4V
--0.5V
--0.6V
VGS=0V
--0.1V
--0.2V
--0.3V
--0.4V
ITR10330
024
6
8
10
0
4
8
12
16
20
--0.5V
--0.6V
I DSS
=6mA
20mA
10mA
ITR10333
ITR10334
VDS=5V
f=1kHz
VGS=0V
f=1MHz
VGS=0V
f=1MHz
1.0
5
3
2
7
5
3
2
10
5
3
3
2
10
7
100
7
5
ITR10335
VDS=5V
VGS=0V
f=1kHz
5
3
32
7
5
10
5
3
2
100
10
7
ITR10336
1.0
23
3
5
57
7
10
2
2
7
5
3
3
10
2
1.0
1.0
23
5
7
7
10
23
5
1.0
2
7
7
5
5
3
10
ITR10331
--1.2
--1.0
--0.8
--0.6
--0.4
--0.2
0
0
10
20
30
40
I DSS
=20mA
15mA
10mA
6mA
57
2
3
35
10
7
--1.0
--0.1
5
3
2
2
VDS=5V
ID=100μA
ITR10332
VDS=5V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl