Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CXA1100 Fiches technique(PDF) 2 Page - Sony Corporation |
|
CXA1100 Fiches technique(HTML) 2 Page - Sony Corporation |
2 / 15 page – 2 – CXA1100/CXA1101/CXA1102/CXA1163 Pin Description (Ta = 25°C, VCC = 12V (Single supply), No signal) No. Symbol Z (in) VDC Equivalent Circuit Description 2 VCC — 12.0V Power supply 1, 16 REC IN 40k Ω 6.0V Recording (Encode) input Vcc GND 40k Vcc/2 1 16 3, 14 PB IN 40k Ω 6.0V Playback (Decode) input Vcc GND 40k Vcc/2 14 3 5 ON/OFF — — Mode control pin for NR ON/OFF "H" → NR OFF "L" → NR ON Vcc GND 50µ 150µ 5 6, 11 LINE OUT — 6.0V Line (Decode) output Vcc GND 150 150 6 11 4 VCC/2 1k Ω 6.0V Single supply → VCC/2 Split supply → Ground |
Numéro de pièce similaire - CXA1100 |
|
Description similaire - CXA1100 |