Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM211-EP Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
|
LM211-EP Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
2 / 22 page www.ti.com BAL/STRB COL OUT IN− IN+ BALANCE EMIT OUT + − All resistor values shown are nominal. BAL/STRB BALANCE IN+ IN− 450 Ω 450 Ω 2.4 k Ω 1.2 k Ω 70 Ω 2.4 k Ω 1.2 k Ω 60 Ω 400 Ω 450 Ω 2 k Ω 200 Ω 250 Ω 600 Ω 130 Ω 4 Ω 4 k Ω VCC+ VCC− EMIT OUT COL OUT 750 Ω 600 Ω Component Count Resistors 20 Diodes 2 EPI FET 1 Transistors 22 LM211-EP DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES SLCS140A – DECEMBER 2002 – REVISED MAY 2006 FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM SCHEMATIC 2 Submit Documentation Feedback |
Numéro de pièce similaire - LM211-EP |
|
Description similaire - LM211-EP |