Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Fiches technique(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2
Description  Technology: InGaN on Sapphire
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Fiches technique(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
2012-02-15
6
Version 2.0 - OS-PCN-2012-006-A
LCW JDSH.EC
Color Chromaticity Groups
5) page 24
Farbortgruppen
5) Seite 24
Color Temperature 2700K
5) page 24
Farbtemperatur 2700K
5) Seite 24
Chromaticity coordinate groups 5) page 24
Farbortgruppen 5) Seite 24
Group
Gruppe
Cx
Cy
Group
Gruppe
Cx
Cy
5U
0.4373
0.3893
5W
0.4483
0.3918
0.4420
0.3985
0.4534
0.4011
0.4428
0.3906
0.4538
0.3931
0.4477
0.3998
0.4591
0.4024
6U
0.4420
0.3985
6W
0.4534
0.4011
0.4467
0.4076
0.4585
0.4104
0.4477
0.3998
0.4591
0.4024
0.4526
0.4090
0.4644
0.4118
7U
0.4467
0.4076
7W
0.4585
0.4104
0.4515
0.4168
0.4636
0.4197
0.4526
0.4090
0.4644
0.4118
0.4576
0.4182
0.4697
0.4211
OHA04327
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
510
500
490
450
Cx
Cy
Cy
Cx
E
480
460
470
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
2700 K
3000 K
3500 K
4000 K
4500 K
5000 K
W X
V
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
5
6
7
8
I
H
5
6
7
+


Numéro de pièce similaire - LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWJDSH.EC OSRAM-LCWJDSH.EC Datasheet
1Mb / 24P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
More results

Description similaire - LCWJDSH.EC-FSFU-5H7I-L1N2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SIPAT Co,Ltd
SP42450 SIPAT-SP42450 Datasheet
309Kb / 10P
   SP5T Absorptive Silicon-on-Sapphire
logo
Vishay Siliconix
VLWW960 VISHAY-VLWW960 Datasheet
251Kb / 9P
   Utilizing InGaN technology
Rev. 1.1, 05-Mar-08
VLMW322 VISHAY-VLMW322 Datasheet
217Kb / 8P
   High efficient INGaN technology
Rev. 1.3, 16-May-13
VLMW45R1S1-5K6L-08 VISHAY-VLMW45R1S1-5K6L-08 Datasheet
182Kb / 8P
   High efficient InGaN technology
Rev. 1.4, 03-Aug-15
VLMW41 VISHAY-VLMW41 Datasheet
181Kb / 8P
   High efficient InGaN technology
Rev. 1.8, 03-Aug-15
logo
Seoul Semiconductor
EWT801-S SEOUL-EWT801-S Datasheet
296Kb / 21P
   Package: White PLCC2 White Color Technology: InGan/Gan
logo
Lite-On Technology Corp...
LTL1CHTBK3 LITEON-LTL1CHTBK3 Datasheet
178Kb / 8P
   LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
LTST-C170TBKT LITEON-LTST-C170TBKT Datasheet
548Kb / 11P
   LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION
logo
Vishay Siliconix
TLHB44K2M1 VISHAY-TLHB44K2M1 Datasheet
104Kb / 5P
   GaN on SiC technology
Rev. 1.2, 14-Oct-14
logo
Hantronix,Inc
HDG12864F-1 HANTRONIX-HDG12864F-1 Datasheet
26Kb / 1P
   Chip On Glass technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com