Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

40-01-1182 Fiches technique(PDF) 1 Page - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 40-01-1182
Description  CRIMP STYLE KK TYPE, .156 CENTERS W/ANTIFISHOOKING FEATURE
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOLEX11 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX11 - Molex Electronics Ltd.

40-01-1182 Fiches technique(HTML) 1 Page - Molex Electronics Ltd.

  40-01-1182 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Numéro de pièce similaire - 40-01-1182

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Everlight Electronics C...
40-01-B4C-AJMB EVERLIGHT-40-01-B4C-AJMB Datasheet
119Kb / 7P
   Dome POWER LED
40-01-G4C-AQSB EVERLIGHT-40-01-G4C-AQSB Datasheet
119Kb / 7P
   Dome POWER LED 30
40-01-T4C-4PRB EVERLIGHT-40-01-T4C-4PRB Datasheet
133Kb / 8P
   Dome POWER LED
40-01-X4C-4NQB EVERLIGHT-40-01-X4C-4NQB Datasheet
139Kb / 8P
   Warm White POWER LED
More results

Description similaire - 40-01-1182

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
08-50-0187 MOLEX11-08-50-0187 Datasheet
283Kb / 2P
   TRIFURCON TERMINAL CRIMP TYPE, .156 CENTERS 18 TO 20 AWG WIRE
ATS-6381166HM MOLEX-ATS-6381166HM Datasheet
742Kb / 9P
   Tool Kit for KK짰 .156 Centers Crimp Terminals
04-24-12
08-50-0105 MOLEX11-08-50-0105 Datasheet
225Kb / 2P
   CRIMP TERMINAL .156 CENTERS 18 TO 24 GA WIRE
08-50-0107 MOLEX11-08-50-0107 Datasheet
184Kb / 2P
   CRIMP TERMINAL (3.96)/.156 CENTERS 22 TO 26 GA WIRE
6382795HM MOLEX-6382795HM Datasheet
902Kb / 9P
   Hand Crimp Tool For 3.96MM (.156) Pitch KK Crimp Terminals
02-16-18
6382803HM MOLEX-6382803HM Datasheet
775Kb / 7P
   Hand Crimp Tool For 3.96MM (.156?? Pitch KK Crimp Terminals
2-27-18
638280300 MOLEX-638280300 Datasheet
775Kb / 7P
   Hand Crimp Tool For 3.96MM (.156) Pitch KK Crimp Terminals
02-27-18
ATS-638117400 MOLEX-ATS-638117400 Datasheet
322Kb / 7P
   Hand Crimp Tool for 3.96mm (.156) Pitch KK® Crimp Terminal
04-08-08
026602020 MOLEX-026602020 Datasheet
287Kb / 6P
   KK .156 HEADER ASSY FLAT VERT W/O PEGS
2004/03/24
417710899 MOLEX-417710899 Datasheet
287Kb / 6P
   KK .156 HEADER ASSY FLAT VERT W/O PEGS
2004/03/24
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com