Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CDBMT240L-HF Fiches technique(PDF) 4 Page - Comchip Technology

No de pièce CDBMT240L-HF
Description  Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  COMCHIP [Comchip Technology]
Site Internet  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBMT240L-HF Fiches technique(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  CDBMT240L-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBMT240L-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBMT240L-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBMT240L-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
QW-JL010
Comchip Technology CO., LTD.
Page 4
REV:A
XXX
Marking Code
Suggested PAD Layout
SIZE
(inch)
0.118
(mm)
3.00
1.30
1.80
0.051
0.071
4.30
0.169
E
1.70
0.067
A
B
C
D
Mini-SMA/SOD-123
Part Number
L22
Marking Code
CDBMT230L-HF
CDBMT240L-HF
L23
L24
CDBMT220L-HF
A
B
C
E
D
Standard Packaging
Case Type
Mini-SMA/SOD-123
3,000
REEL
( pcs )
Reel Size
(inch)
7
REEL PACK


Numéro de pièce similaire - CDBMT240L-HF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CDBMT240L-G COMCHIP-CDBMT240L-G Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results

Description similaire - CDBMT240L-HF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CDBMTS140L-HF COMCHIP-CDBMTS140L-HF Datasheet
72Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120L-HF COMCHIP-CDBA120L-HF Datasheet
100Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA220L-HF COMCHIP-CDBA220L-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ31045L-HF COMCHIP-CDBZ31045L-HF_15 Datasheet
475Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120L-G COMCHIP-CDBA120L-G Datasheet
49Kb / 2P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ31045L-HF COMCHIP-CDBZ31045L-HF Datasheet
475Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM220L-HF COMCHIP-CDBM220L-HF Datasheet
94Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBMT220L-G COMCHIP-CDBMT220L-G Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM120L-HF COMCHIP-CDBM120L-HF Datasheet
68Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM220L-G COMCHIP-CDBM220L-G Datasheet
45Kb / 2P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com