Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CDBM140L-G Fiches technique(PDF) 3 Page - Comchip Technology

No de pièce CDBM140L-G
Description  Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  COMCHIP [Comchip Technology]
Site Internet  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBM140L-G Fiches technique(HTML) 3 Page - Comchip Technology

  CDBM140L-G Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBM140L-G Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBM140L-G Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBM140L-G Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
QW-BL002
Comchip Technology CO., LTD.
Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
Index hole
Trailer
Device
Leader
10 pitches (min)
10 pitches (min)
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
End
Start
d
E
F
B
W
A
P
P0
P1
D1
D2
D
W1
T
C
Direction of Feed
Reel Taping Specification
Page 3
B
C
d
D
D2
D1
Mini-SMA/SOD-123
SYMBOL
A
(mm)
(inch)
2.440 MIN.
4.00 ± 0.10
1.50 ± 0.10
62.0 MIN.
13.0 ± 0.50
4.00 ± 0.10
2.00 ± 0.10
8.00 ± 0.30
11.40 ± 1.0
178 ± 2.00
0.059 ± 0.004
7.00 ± 0.079
0.512 ± 0.020
SYMBOL
(mm)
(inch)
0.315 0.012
±
0.157 ± 0.004
0.157 ± 0.004
0.079 ± 0.004
0.449 ± 0.004
E
F
P
P0
P1
W
W1
1.75 ± 0.10
0.069 ± 0.004
3.50 ± 0.10
0.138 ± 0.004
Mini-SMA/SOD-123
1.90 ± 0.10
0.075 ± 0.04
3.90 ± 0.10
0.154 ± 0.04
1.68 ± 0.10
0.066 ± 0.04
0.23 ± 0.10
0.009 0.004
±
T
REV:D


Numéro de pièce similaire - CDBM140L-G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CDBM140L-G COMCHIP-CDBM140L-G Datasheet
598Kb / 2P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifier
More results

Description similaire - CDBM140L-G

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CDBMTS140L-HF COMCHIP-CDBMTS140L-HF Datasheet
72Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120L-HF COMCHIP-CDBA120L-HF Datasheet
100Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA220L-HF COMCHIP-CDBA220L-HF Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ31045L-HF COMCHIP-CDBZ31045L-HF_15 Datasheet
475Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120L-G COMCHIP-CDBA120L-G Datasheet
49Kb / 2P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ31045L-HF COMCHIP-CDBZ31045L-HF Datasheet
475Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM220L-HF COMCHIP-CDBM220L-HF Datasheet
94Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBMT220L-G COMCHIP-CDBMT220L-G Datasheet
95Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM120L-HF COMCHIP-CDBM120L-HF Datasheet
68Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM220L-G COMCHIP-CDBM220L-G Datasheet
45Kb / 2P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBMT220L-HF COMCHIP-CDBMT220L-HF Datasheet
94Kb / 4P
   Low VF SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com