Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CDBB160-HF Fiches technique(PDF) 4 Page - Comchip Technology

No de pièce CDBB160-HF
Description  SMD Schottky Barrier Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  COMCHIP [Comchip Technology]
Site Internet  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBB160-HF Fiches technique(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  CDBB160-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBB160-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBB160-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBB160-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Comchip Technology CO., LTD.
Page 4
REV:A
SMD Schottky Barrier Rectifiers
QW-JB018
Suggested PAD Layout
SIZE
(inch)
0.169
(mm)
4.30
2.50
2.30
0.098
0.091
6.80
0.268
E
1.80
0.071
A
B
C
D
DO-214AA (SMB)
A
B
C
E
D
Standard Packaging
Case Type
3,000
REEL
( pcs )
Reel Size
(inch)
13
REEL PACK
DO-214AA
(SMB)
Part Number
CDBB120-HF
Marking Code
Marking Code
CDBB140-HF
CDBB160-HF
CDBB1100-HF
120
140
160
1100
C
XXX
Comchip logo
PKG
SMA
SMB
SMC
A
B
C
Product type marking code
Package:
OO X
X
Schottky Diode
Special code
Blank
L
LL
oo
SL
Others
Low VF
Ultra Low VF
Super Low VF
B
Cathod Band
xxx/xxxx = Product type marking code


Numéro de pièce similaire - CDBB160-HF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CDBB160-G COMCHIP-CDBB160-G Datasheet
637Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBB160-G COMCHIP-CDBB160-G Datasheet
62Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results

Description similaire - CDBB160-HF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Comchip Technology
CDBZ320200-HF COMCHIP-CDBZ320200-HF Datasheet
480Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBAT320-HF COMCHIP-CDBAT320-HF_15 Datasheet
661Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBMHS240-HF COMCHIP-CDBMHS240-HF Datasheet
94Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diode Semiconductor Kor...
SL22B DSK-SL22B Datasheet
93Kb / 2P
   SMD SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
CDBC520-G COMCHIP-CDBC520-G Datasheet
563Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBA120-HF COMCHIP-CDBA120-HF Datasheet
69Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBA260-HF COMCHIP-ACDBA260-HF Datasheet
110Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
ACDBC540-HF COMCHIP-ACDBC540-HF Datasheet
110Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ5T30100-HF COMCHIP-CDBZ5T30100-HF Datasheet
610Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBZ630100-HF COMCHIP-CDBZ630100-HF Datasheet
725Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
CDBM120-HF COMCHIP-CDBM120-HF_12 Datasheet
94Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com