Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CD4014B Fiches technique(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies |
|
CD4014B Fiches technique(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies |
3 / 9 page CD4014B Preliminary CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 3 of 9 www.unisonic.com.tw QW-R502-606.a TRUE TABLE CL SER IN PAR SER CONTROL P1 Pn Q1 (INTERNAL) Qn X 1 0 0 0 0 X 1 1 0 1 0 X 1 0 1 0 1 X 1 1 1 1 1 0 0 X X 0 Qn-1 1 0 X X 1 Qn-1 X X X X Q1 (NC) QN (NC) Note: X = Don’t Care Case, NC = No Change |
Numéro de pièce similaire - CD4014B |
|
Description similaire - CD4014B |