Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2SD1857L-X-T92-B Fiches technique(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies |
|
2SD1857L-X-T92-B Fiches technique(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies |
1 / 3 page UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD 2SD1857 NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR www.unisonic.com.tw 1 of 3 Copyright © 2012 Unisonic Technologies Co., LTD QW-R201-057,F POWER TRANSISTOR FEATURES * High breakdown voltage.(BVCEO=120V) * Low collector output capacitance.(Typ.20pF at VCB=10V) * High transition frequency.(fT=80MHz) TO-92 TO-92NL 1 1 1 TO-251 ORDERING INFORMATION Ordering Number Package Pin Assignment Packing Lead Free Halogen Free 1 2 3 2SD1857L-x-T92-B 2SD1857G-x-T92-B TO-92 E C B Tape Box 2SD1857L-x-T92-K 2SD1857G-x-T92-K TO-92 E C B Bulk 2SD1857L-x- T92-R 2SD1857G-x- T92-R TO-92 E C B Tape Reel 2SD1857L-x-T9N-B 2SD1857G-x-T9N-B TO-92NL E C B Tape Box 2SD1857L-x-T9N-K 2SD1857G-x-T9N-K TO-92NL E C B Bulk 2SD1857L-x-TM3-T 2SD1857G-x-TM3-T TO-251 E C B Tube Note: Pin Assignment: E: EMITTER C: COLLECTOR B: BASE |
Numéro de pièce similaire - 2SD1857L-X-T92-B |
|
Description similaire - 2SD1857L-X-T92-B |