Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMAJ15A Fiches technique(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

No de pièce SMAJ15A
Description  Transient Voltage Suppressor Diodes
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Site Internet  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

SMAJ15A Fiches technique(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  SMAJ15A Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ15A Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ15A Datasheet HTML 3Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ15A Datasheet HTML 4Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SMAJ15A Datasheet HTML 5Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
扬州扬杰电子科技体股份有限公司
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. 
Document Number 0239
Rev. 1.0, 22-Sep-11
www.21yangjie.com
SMAJ SERIES
■电性参数 (TA=25℃ 除非另有规定)
Electrical Characteristics (TA=25
unless otherwise noted)
击穿电压
VBR@IT
Breakdown Voltage VBR@IT
产品型号(单
向)
Part
Number(Uni)
产品型号(双
向)
Part
Number(Bi)
最小
Min(V)
最大
Max (V)
测试电流
IT
(1)(mA)
最大反向漏电
IR @VWM
Maximum
Reverse
Leakage IR
(3)
(μA)
最大工作电压
VRWM
Working Peak
Reverse
Voltage
VRWM (V)
最大反向浪涌
电流
IPP
Maximum
Reverse Surge
Current IPP
(2)
(A)
最大箝位电压
Maximum
Clamping
Voltage Vc
@ IPP
(V)
SMAJ5.0
SMAJ5.0C
6.40
7.82
10
800
5.0
41.7
9.6
SMAJ5.0A
SMAJ5.0CA
(4)
6.40
7.07
10
800
5.0
43.5
9.2
SMAJ6.0
SMAJ6.0C
6.67
8.15
10
800
6.0
35.1
11.4
SMAJ6.0A
SMAJ6.0CA
6.67
7.37
10
800
6.0
38.8
10.3
SMAJ6.5
SMAJ6.5C
7.22
8.82
10
500
6.5
32.5
12.3
SMAJ6.5A
SMAJ6.5CA
7.22
7.98
10
500
6.5
35.7
11.2
SMAJ7.0
SMAJ7.0C
7.78
9.51
10
200
7.0
30.1
13.3
SMAJ7.0A
SMAJ7.0CA
7.78
8.60
10
200
7.0
33.3
12.0
SMAJ7.5
SMAJ7.5C
8.33
10.2
1.0
100
7.5
28.0
14.3
SMAJ7.5A
SMAJ7.5CA
8.33
9.21
1.0
100
7.5
31.0
12.9
SMAJ8.0
SMAJ8.0C
8.89
10.9
1.0
50
8.0
26.7
15.0
SMAJ8.0A
SMAJ8.0CA
8.89
9.83
1.0
50
8.0
29.4
13.6
SMAJ8.5
SMAJ8.5C
9.44
11.5
1.0
10
8.5
25.2
15.9
SMAJ8.5A
SMAJ8.5CA
9.44
10.4
1.0
10
8.5
27.8
14.4
SMAJ9.0
SMAJ9.0C
10.0
12.2
1.0
5.0
9.0
23.7
16.9
SMAJ9.0A
SMAJ9.0CA
10.0
11.1
1.0
5.0
9.0
26.0
15.4
SMAJ10
SMAJ10C
11.1
13.6
1.0
1.0
10
21.3
18.8
SMAJ10A
SMAJ10CA
11.1
12.3
1.0
1.0
10
23.5
17.0
SMAJ11
SMAJ11C
12.2
14.9
1.0
1.0
11
19.9
20.1
SMAJ11A
SMAJ11CA
12.2
13.5
1.0
1.0
11
22.0
18.2
SMAJ12
SMAJ12C
13.3
16.3
1.0
1.0
12
18.2
22.0
SMAJ12A
SMAJ12CA
13.3
14.7
1.0
1.0
12
20.1
19.9
SMAJ13
SMAJ13C
14.4
17.6
1.0
1.0
13
16.8
23.8
SMAJ13A
SMAJ13CA
14.4
15.9
1.0
1.0
13
18.6
21.5
SMAJ14
SMAJ14C
15.6
19.1
1.0
1.0
14
15.5
25.8
SMAJ14A
SMAJ14CA
15.6
17.2
1.0
1.0
14
17.2
23.2
SMAJ15
SMAJ15C
16.7
20.4
1.0
1.0
15
14.9
26.9
SMAJ15A
SMAJ15CA
16.7
18.5
1.0
1.0
15
16.4
24.4
SMAJ16
SMAJ16C
17.8
21.8
1.0
1.0
16
13.9
28.8
SMAJ16A
SMAJ16CA
17.8
19.7
1.0
1.0
16
15.4
26.0
SMAJ17
SMAJ17C
18.9
23.1
1.0
1.0
17
13.1
30.5
SMAJ17A
SMAJ17CA
18.9
20.9
1.0
1.0
17
14.5
27.6
SMAJ18
SMAJ18C
20.0
24.4
1.0
1.0
18
12.4
32.2
SMAJ18A
SMAJ18CA
20.0
22.1
1.0
1.0
18
13.7
29.2
SMAJ20
SMAJ20C
22.2
27.1
1.0
1.0
20
11.2
35.8
SMAJ20A
SMAJ20CA
22.2
24.5
1.0
1.0
20
12.3
32.4


Numéro de pièce similaire - SMAJ15A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMAJ15A JGD-SMAJ15A Datasheet
313Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
SMAJ15A VISHAY-SMAJ15A Datasheet
100Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 29-Oct-08
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SMAJ15A LEIDITECH-SMAJ15A Datasheet
1Mb / 7P
   SMAJ Series 400W Transient Voltage Suppressor
Rev : 01.06.2014
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
SMAJ15A MERITEK-SMAJ15A Datasheet
284Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMAJ15A YANGJIE-SMAJ15A Datasheet
183Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor Diodes
More results

Description similaire - SMAJ15A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
BZG04 PHILIPS-BZG04 Datasheet
31Kb / 7P
   Transient voltage suppressor diodes
1996 Sep 19
logo
Diotec Semiconductor
P4SMAJ65 DIOTEC-P4SMAJ65_14 Datasheet
128Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Yangzhou yangjie electr...
SA10 YANGJIE-SA10_17 Datasheet
191Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
SMBJ10 YANGJIE-SMBJ10_17 Datasheet
213Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Infineon Technologies A...
ESD5V3S1B-02LS INFINEON-ESD5V3S1B-02LS Datasheet
1Mb / 17P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
Revision 1.0, 2011-04-08
ESD3V3U4ULC INFINEON-ESD3V3U4ULC_13 Datasheet
1Mb / 18P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
Rev. 1.6, 2013-02-20
ESD112-B1-02ELS INFINEON-ESD112-B1-02ELS Datasheet
971Kb / 15P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
Rev. 1.3, 2013-11-27
logo
First Silicon Co., Ltd
P4KE6.8 FS-P4KE6.8 Datasheet
336Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Dongguan City Niuhang E...
SMF5.0A NIUHANG-SMF5.0A Datasheet
471Kb / 6P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR DIODES
logo
Diotec Semiconductor
P6KE68 DIOTEC-P6KE68_14 Datasheet
114Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com