Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SS39A Fiches technique(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

No de pièce SS39A
Description  Schottky Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Site Internet  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

SS39A Fiches technique(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  SS39A Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SS39A Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
扬州扬杰电子科技股份有限公司
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
Document Number 0230
Rev. 1.0, 22-Sep-11
www.21yangjie.com
SS32A THRU SS310A
■特性曲线(典型) Characteristics(Typical)
0
50
150
1:正向电流降额曲线
FIG.1: FORWARD CURRENT DERATING CURVE
Resistive or Inductive Load
P.C.B. Mounted on 0.2"×0.2"
(5mm×5mm)Copper Pad Areas
TL()
100
3.0
0
25
75
125
SS32-SS34
SS35-SS310
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
周波数
Number of Cycles
2:最大正向浪涌冲击耐受力
FIG.2: MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD URGE CURRENT
8.3毫秒正弦半波
8.3ms Single Half Sine Wave
JEDEC Method
1
2
10
20
100
50
150
130
110
90
70
3: 典型正向特性曲线
FIG.3: TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
0.01
VF(V)
0.4
TJ=25℃
Pulse width=300us
1% Duty Cycle
0.1
1.0
10
100
0.60.8
1.01.2
1.4
SS32A-SS34A
SS35A-SS36A
SS39A-SS310A
0.2
0
图4:典型反向特性曲线
FIG.4:TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
Voltage(%)
0
20
40
60
80
100
0.001
Tj=25℃
Tj=75℃
100
10
1.0
0.1
0.01
SS32-SS34
SS35-SS310
Tj=75℃


Numéro de pièce similaire - SS39A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAITRON Components Inco...
SS39A TAITRON-SS39A Datasheet
202Kb / 4P
   3.0A Surface Mount Schottky Rectifier
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SS39A LUGUANG-SS39A Datasheet
362Kb / 2P
   3.0 AMPS. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SS39A LUGUANG-SS39A Datasheet
362Kb / 2P
   3.0 AMPS. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SS39A LUGUANG-SS39A Datasheet
362Kb / 2P
   3.0 AMPS. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SS39A LUGUANG-SS39A Datasheet
362Kb / 2P
   3.0 AMPS. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Description similaire - SS39A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com