Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZX55C8V2 Fiches technique(PDF) 1 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
|
BZX55C8V2 Fiches technique(HTML) 1 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
1 / 5 page 扬州扬杰电子科技体股份有限公司 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. www.21yangjie.com Document Number 0242 Rev. 1.0, 22-Sep-11 BZX55 SERIES 稳压(齐纳)二极管 Zener Diodes ■特征 Features ■外形尺寸和印记 Outline Dimensions and Mark ●Ptot 500mW ●Vz 2.4V-75V ■用途 Applications ●稳定电压用 Stabilizing Voltage ■极限值(绝对最大额定值) Limiting Values (Absolute Maximum Rating) 参数名称 Item 符号 Symbol 单位 Unit 条件 Conditions 最大值 Max 损耗功率 Power dissipation Ptot mW L=4mm,TL=25℃ 500 齐纳电流 Zener current IZ mA Ptot /VZ 见表格 See Table 最大结温 Maximum junction temperature Tj ℃ 175 存储温度范围 Storage temperature range Tstg ℃ -65 to +175 ■电特性 (Ta=25℃ 除非另有规定) Electrical Characteristics(Ta=25 Unl ℃ ess otherwise specified) 参数名称 Item 符号 Symbol 单位 Unit 条件 Conditions 最大值 Max 典型热阻 (1) Thermal resistance RθJA ℃ /W 结到环境, L=4毫米,TL=常温 junction to ambient air, L=4mm,TL=constant 300 正向电压 Forward voltage VF V IF=200mA 1.5 1.02(26.0) MIN .165(4.20) MAX .022(0.55) MAX .079(2.00) MAX 1.02(26.0) MIN Dimensions in inches and (millimeters) DO-35 |
Numéro de pièce similaire - BZX55C8V2 |
|
Description similaire - BZX55C8V2 |