Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BCP49 Fiches technique(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group |
|
BCP49 Fiches technique(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group |
3 / 5 page Semiconductor Group 3 BCP 29 BCP 49 Electrical Characteristics at TA = 25 ˚C, unless otherwise specified. MHz Transition frequency IC = 50 mA, VCE = 5 V, f = 100 MHz fT – 200 – Unit Values Parameter Symbol min. typ. max. AC characteristics pF Output capacitance VCB = 10 V, f = 1 MHz Cobo – 6.5 – |
Numéro de pièce similaire - BCP49 |
|
Description similaire - BCP49 |