Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TDSL5160 Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No de pièce TDSL5160
Description  Low Current 13 mm Seven-Segment Display
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TDSL5160 Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  TDSL5160 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TDSL5160 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
VISHAY
Display-10 mm
Document Number 83924
Rev. 1.1, 25-Mar-04
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
1
Display-10 mm
Package Dimensions in mm
95 11343


Numéro de pièce similaire - TDSL5160

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
TDSL5160 VISHAY-TDSL5160 Datasheet
76Kb / 7P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSL5160 VISHAY-TDSL5160 Datasheet
108Kb / 6P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A2, 05-Oct-00
TDSL5160 VISHAY-TDSL5160 Datasheet
141Kb / 9P
   Low Current 13 mm 7-Segment Display DESCRIPTION The
01-Jan-2022
TDSL5160 VISHAY-TDSL5160 Datasheet
141Kb / 9P
   Low Current 13 mm 7-Segment Display
01-Jan-2023
More results

Description similaire - TDSL5160

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
TDSL5150 VISHAY-TDSL5150 Datasheet
76Kb / 7P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSL51.0 VISHAY-TDSL51.0 Datasheet
108Kb / 6P
   Low Current 13 mm Seven Segment Display
Rev. A2, 05-Oct-00
TDSR515 VISHAY-TDSR515 Datasheet
120Kb / 10P
   13 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
logo
TEMIC Semiconductors
TDSR515 TEMIC-TDSR515 Datasheet
129Kb / 9P
   13 mm Seven Segment Display
logo
Vishay Siliconix
TDSL3150 VISHAY-TDSL3150 Datasheet
74Kb / 6P
   Low Current 10 mm Seven Segment Display
Rev. A1, 02-Jun-99
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150 Datasheet
169Kb / 6P
   Low Current 7 mm Seven Segment Display
Rev. 1.4, 31-Aug-04
TDSL1150 VISHAY-TDSL1150_10 Datasheet
155Kb / 9P
   Low Current 7 mm Seven Segment Display
Rev. 1.5, 25-Jan-10
TDSL3150 VISHAY-TDSL3150_10 Datasheet
145Kb / 9P
   Low Current 10 mm Seven Segment Display
Rev. 1.4, 22-Jan-10
TDSR135 VISHAY-TDSR135 Datasheet
97Kb / 5P
   High Intensity 13 mm Seven Segment Display
Rev. A2, 05-Oct-00
TDSL5150 VISHAY-TDSL5150_V01 Datasheet
141Kb / 9P
   Low Current 13 mm 7-Segment Display
01-Jan-2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com