Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM6S14A Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SM6S14A
Description  Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SM6S14A Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SM6S14A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SM6S14A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SM6S14A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SM6S14A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SM6S14A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
Document Number: 88384
197
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
Revision: 18-Apr-11
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
SM6S10 thru SM6S36A
Vishay General Semiconductor
Fig. 5 - Typical Transient Thermal Impedance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
t - Pulse Width (s)
100
10
1
0.1
0.01
0.01
0.1
1
10
100
RθJC
RθJA
DO-218AB
Mounting Pad Layout
0.413 (10.5)
0.374 (9.5)
0.091 (2.3)
0.067 (1.7)
0.116 (3.0)
0.093 (2.4)
0.150 (3.8)
0.126 (3.2)
0.366 (9.3)
0.343 (8.7)
0.606 (15.4)
0.583 (14.8)
0.116 (3.0)
0.093 (2.4)
0.628 (16.0)
0.592 (15.0)
0.539 (13.7)
0.524 (13.3)
0.366 (9.3)
0.343 (8.7)
0.406 (10.3)
0.382 (9.7)
0.342 (8.7)
0.327 (8.3)
0.413 (10.5)
0.374 (9.5)
0.028 (0.7)
0.020 (0.5)
0.138 (3.5)
0.098 (2.5)
Lead 1
0.098 (2.5)
0.059 (1.5)
Lead 2/Metal Heatsink
0.197 (5.0)
0.185 (4.7)
0.016 (0.4) MIN.


Numéro de pièce similaire - SM6S14A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SM6S14A VISHAY-SM6S14A Datasheet
42Kb / 3P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
01-Aug-02
SM6S14A VISHAY-SM6S14A Datasheet
103Kb / 5P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Oct-08
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM6S14A SUNMATE-SM6S14A Datasheet
629Kb / 3P
   SURFACE MOUNT AUTOMOTIVE TRANSIENT VOLAGE SUPPRESSOR
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SM6S14A LEIDITECH-SM6S14A Datasheet
1Mb / 6P
   4600W Transient Voltage Suppressor
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SM6S14A YFWDIODE-SM6S14A Datasheet
492Kb / 4P
   Surface Mount Automotive Transient Voltage Suppressors 4600watts/3600watts
More results

Description similaire - SM6S14A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SM8S40AHE3 VISHAY-SM8S40AHE3 Datasheet
94Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Sep-12
5KASMC10A VISHAY-5KASMC10A_18 Datasheet
92Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Jan-18
TPSMA6.8A VISHAY-TPSMA6.8A_17 Datasheet
84Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 11-Jul-17
SM5S10 VISHAY-SM5S10_11 Datasheet
87Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
SM8S24AHE3 VISHAY-SM8S24AHE3 Datasheet
98Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 14-Sep-11
SM6A27 VISHAY-SM6A27_11 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
3KASMC10 VISHAY-3KASMC10_11 Datasheet
92Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 29-Jul-11
SM5A27 VISHAY-SM5A27_11 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 18-Apr-11
SM8A27 VISHAY-SM8A27_11 Datasheet
85Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 09-Feb-11
TPSMA6.8 VISHAY-TPSMA6.8_11 Datasheet
81Kb / 5P
   Surface Mount PAR Transient Voltage Suppressors
Revision: 09-Feb-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com