Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIZ704DT Fiches technique(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SIZ704DT
Description  N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIZ704DT Fiches technique(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button SIZ704DT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SIZ704DT Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
www.vishay.com
8
Document Number: 65367
S09-1921-Rev. A, 28-Sep-09
Vishay Siliconix
SiZ704DT
New Product
CHANNEL-2 TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
10
20
30
40
50
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS =10 V thru 5 V
VGS =3 V
VGS =4 V
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
10203040
50
ID - Drain Current (A)
VGS =10 V
VGS =4.5 V
0
2
4
6
8
10
0.0
3.2
6.4
9.6
12.8
16.0
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS = 20 V
VDS =10 V
ID =10A
VDS = 15 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
01
2
3
45
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
Crss
0
220
440
660
880
1100
0
5
10
15
20
25
30
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -Junction Temperature (°C)
VGS =4.5 V
VGS =10 V
ID =10A


Numéro de pièce similaire - SIZ704DT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT_V01 Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SIZ704DT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT_V01 Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT Datasheet
209Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 04-Apr-11
SIS476DN VISHAY-SIS476DN_V01 Datasheet
569Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_V01 Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT Datasheet
159Kb / 12P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 02-Nov-09
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_V01 Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
logo
Vishay Telefunken
SIZ730DT TFUNK-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_12 Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com