Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIZ702DT Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SIZ702DT
Description  N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIZ702DT Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SIZ702DT Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIZ702DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 65525
S09-2266-Rev. A, 02-Nov-09
Vishay Siliconix
SiZ702DT
New Product
CHANNEL-1 TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VGS =10 V thru 4 V
VGS =3 V
VGS =2 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
0
102030
405060
VGS =10 V
VGS =4.5 V
ID - Drain Current (A)
0
2
4
6
8
10
0
3
6
9
12
15
VDS =24 V
VDS =15 V
ID = 13.8 A
VDS =7.5 V
Qg - Total Gate Charge (nC)
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
4
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC =- 55 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
200
400
600
800
1000
1200
0
5
10
15
20
25
30
Ciss
Coss
Crss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
- 50
-- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID =13.8 A
VGS =10 V;4.5 V
TJ -Junction Temperature (°C)


Numéro de pièce similaire - SIZ702DT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_12 Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_V01 Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SIZ702DT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT_V01 Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT Datasheet
209Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 04-Apr-11
SIS476DN VISHAY-SIS476DN_V01 Datasheet
569Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_V01 Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_V01 Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT Datasheet
160Kb / 12P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 28-Sep-09
logo
Vishay Telefunken
SIZ730DT TFUNK-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_12 Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com