Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIB415DK Fiches technique(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SIB415DK
Description  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIB415DK Fiches technique(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SIB415DK Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIB415DK Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIB415DK Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIB415DK Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Vishay Siliconix
SPICE Device Model SiB415DK
SPECIFICATIONS (TJ = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
Test Condition
Simulated
Data
Measured
Data
Unit
Static
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS = VGS, ID = −250 µA
2
V
On-State Drain Current
a
ID(on)
VDS ≥ −5 V, VGS = −10 V
58
A
VGS = −10 V, ID = −4.17 A
0.073
0.072
Drain-Source On-State Resistance
a
rDS(on)
VGS = −4.5 V, ID = −3.1 A
0.124
0.130
Forward Transconductance
a
gfs
VDS = −15 V, ID = −4.17 A
8
5.5
S
Diode Forward Voltage
a
VSD
IS = −3.2 A
−0.83
−0.80
V
Dynamic
b
Input Capacitance
Ciss
345
295
Output Capacitance
Coss
72
70
Reverse Transfer Capacitance
Crss
VDS = −15 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz
51
50
pF
VDS = −15 V, VGS = −10 V, ID = −4.17 A
5.6
6.7
Total Gate Charge
Qg
3
3.5
Gate-Source Charge
Qgs
1
1
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS = −15 V, VGS = −4.5 V, ID = −4.17 A
1.78
1.78
nC
Notes
a. Pulse test; pulse width
≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2%.
b. Guaranteed by design, not subject to production testing.
2
www.vishay.com
Document Number: 74873
S-71023
Rev. A, 14-May-07


Numéro de pièce similaire - SIB415DK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIB410DK VISHAY-SIB410DK Datasheet
192Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
logo
Vishay Telefunken
SIB410DK TFUNK-SIB410DK Datasheet
196Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIB410DK-T1-GE3 VISHAY-SIB410DK-T1-GE3 Datasheet
192Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SIB411DK VISHAY-SIB411DK Datasheet
215Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 10-Mar-08
SIB411DK-T1-E3 VISHAY-SIB411DK-T1-E3 Datasheet
215Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 10-Mar-08
More results

Description similaire - SIB415DK

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com