Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIA920DJ Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SIA920DJ
Description  Dual N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIA920DJ Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SIA920DJ Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIA920DJ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIA920DJ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIA920DJ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIA920DJ Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIA920DJ Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIA920DJ Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Document Number: 63299
S11-1381-Rev. A, 11-Jul-11
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
SiA920DJ
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
4
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 1 V
V
GS = 5 V thru 2 V
V
GS = 1.5 V
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0
4
8
12
16
20
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 1.8 V
V
GS = 1.5 V
V
GS = 1.2 V
V
GS = 4.5 V
V
GS = 2.5 V
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 9.6 V
V
DS = 6 V
V
DS = 3 V
I
D = 6.9 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
10
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 25 °C
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
0
200
400
600
800
0
2
4
6
8
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
-50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
V
GS = 1.5 V; ID = 1.5 A
V
GS = 1.2 V; ID = 0.5 A
V
GS = 4.5 V, 2.5 V, 1.8 V; ID = 5.3 A


Numéro de pièce similaire - SIA920DJ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Telefunken
SIA920DJ TFUNK-SIA920DJ Datasheet
293Kb / 9P
   Dual N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIA920DJ VISHAY-SIA920DJ Datasheet
964Kb / 9P
   Dual N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA920DJ VISHAY-SIA920DJ_V01 Datasheet
964Kb / 9P
   Dual N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SIA920DJ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIA920DJ VISHAY-SIA920DJ_V01 Datasheet
964Kb / 9P
   Dual N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA414DJ VISHAY-SIA414DJ Datasheet
235Kb / 3P
   Dual N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Aug-07
logo
Vishay Telefunken
SIA920DJ TFUNK-SIA920DJ Datasheet
293Kb / 9P
   Dual N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7100DN VISHAY-SI7100DN Datasheet
549Kb / 14P
   N-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 17-Mar-08
SI8466EDB VISHAY-SI8466EDB Datasheet
141Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Sep-12
logo
Vishay Telefunken
SI2342DS TFUNK-SI2342DS Datasheet
247Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
SI8466EDB TFUNK-SI8466EDB Datasheet
167Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI8802DB VISHAY-SI8802DB_V01 Datasheet
139Kb / 8P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2342DS VISHAY-SI2342DS_V01 Datasheet
210Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
09-Jul-2021
SI2342DS VISHAY-SI2342DS_V02 Datasheet
210Kb / 9P
   N-Channel 8 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com