Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIA910EDJ Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SIA910EDJ
Description  Dual N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIA910EDJ Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SIA910EDJ Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIA910EDJ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIA910EDJ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIA910EDJ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIA910EDJ Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIA910EDJ Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIA910EDJ Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 65535
S09-2267-Rev. A, 02-Nov-09
Vishay Siliconix
SiA910EDJ
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Gate Charge
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0
2
4
6
8
04
8
12
VDS =9.6 V
VDS =6 V
ID =6.8 A
VDS =3 V
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
VSD -Source-to-Drain Voltage (V)
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power (Junction-to-Ambient)
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS =4.5 V,2.5 V;ID =5.5 A
VGS =1.8V;ID =2.5 A
TJ -Junction Temperature (°C)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0
1
234
5
ID = 5.2 A; TJ = 25 °C
ID =2.5 A;
TJ = 25 °C
ID = 5.2 A; TJ = 125 °C
ID =2.5 A; TJ = 125 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
1000
100
1
0.001
0.01
0.1
10
Pulse (s)
20
10
5
15
0


Numéro de pièce similaire - SIA910EDJ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Telefunken
SIA910EDJ TFUNK-SIA910EDJ Datasheet
276Kb / 9P
   Dual N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIA910EDJ VISHAY-SIA910EDJ Datasheet
279Kb / 9P
   Dual N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA910EDJ VISHAY-SIA910EDJ_V01 Datasheet
279Kb / 9P
   Dual N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SIA910EDJ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7940DP VISHAY-SI7940DP Datasheet
52Kb / 5P
   Dual N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Jul-02
logo
Analog Power
AM6900NHE ANALOGPOWER-AM6900NHE Datasheet
401Kb / 5P
   Dual N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7234DP VISHAY-SI7234DP Datasheet
512Kb / 13P
   Dual N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-Jun-08
logo
Vishay Telefunken
SI7234DP TFUNK-SI7234DP Datasheet
343Kb / 13P
   Dual N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
SIA910EDJ TFUNK-SIA910EDJ Datasheet
276Kb / 9P
   Dual N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIA912DJ VISHAY-SIA912DJ_V01 Datasheet
113Kb / 7P
   Dual N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTSP1204 DINTEK-DTSP1204 Datasheet
712Kb / 8P
   Dual N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIA912DJ VISHAY-SIA912DJ Datasheet
114Kb / 7P
   Dual N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-Mar-08
SI7940DP VISHAY-SI7940DP_V01 Datasheet
304Kb / 12P
   Dual N-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA910EDJ VISHAY-SIA910EDJ_V01 Datasheet
279Kb / 9P
   Dual N-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com