Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI9105DN02 Fiches technique(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI9105DN02
Description  1-W High-Voltage Switchmode Regulator
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI9105DN02 Fiches technique(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI9105DN02 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI9105DN02 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI9105DN02 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI9105DN02 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI9105DN02 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI9105DN02 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI9105DN02 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI9105DN02 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI9105DN02 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
0.101 mm
0.004″
D−SQUARE
D1−SQUARE
A2
B1
e1
A1
D2
B
A
Package Information
Vishay Siliconix
Document Number: 72812
28-Jan-04
www.vishay.com
1
PLCC: 2O-LEAD (POWER IC ONLY)
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Max
Min
Max
A
4.20
4.57
0.165
0.180
A1
2.29
3.04
0.090
0.120
A2
0.51
0.020
B
0.331
0.553
0.013
0.021
B1
0.661
0.812
0.026
0.032
D
9.78
10.03
0.385
0.395
D1
8.890
9.042
0.350
0.356
D2
7.37
8.38
0.290
0.330
e1
1.27 BSC
0.050 BSC
ECN: S-40081—Rev. A, 02-Feb-04
DWG: 5917


Numéro de pièce similaire - SI9105DN02

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9105DN02 VISHAY-SI9105DN02 Datasheet
76Kb / 7P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. H, 15-Nov-04
More results

Description similaire - SI9105DN02

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9108 VISHAY-SI9108_04 Datasheet
213Kb / 12P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. B,15-Nov-04
SI9105 VISHAY-SI9105 Datasheet
76Kb / 7P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. H, 15-Nov-04
SI9108 VISHAY-SI9108 Datasheet
100Kb / 5P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. A, 05-Apr-99
SI9105 VISHAY-SI9105_V01 Datasheet
201Kb / 11P
   1-W High-Voltage Switchmode Regulator
01-Jan-2022
SI9102 VISHAY-SI9102_07 Datasheet
277Kb / 10P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. H, 19-Mar-07
SI9100 VISHAY-SI9100 Datasheet
88Kb / 8P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. G, 15-Nov-04
SI9100 VISHAY-SI9100_V01 Datasheet
182Kb / 11P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
01-Jan-2022
SI9102 VISHAY-SI9102 Datasheet
76Kb / 7P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. G, 15-Nov-04
SI9102 VISHAY-SI9102_V01 Datasheet
155Kb / 10P
   3-W High-Voltage Switchmode Regulator
01-Jan-2022
SI9104 VISHAY-SI9104 Datasheet
121Kb / 5P
   High-Voltage Switchmode Regulator
Rev. B, 16-Apr-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com