Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI8497DB Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI8497DB
Description  P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI8497DB Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI8497DB Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI8497DB Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI8497DB Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI8497DB Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI8497DB Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI8497DB Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI8497DB Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI8497DB Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI8497DB Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 63355
S11-1385-Rev. A, 11-Jul-11
Vishay Siliconix
Si8497DB
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
5
10
15
20
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 2 V
V
GS = 5 V thru 2.5 V
V
GS = 1.5 V
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0
5
10
15
20
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 2 V
V
GS = 2.5 V
V
GS = 4.5 V
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
35
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 24 V
V
DS = 7.5 V
V
DS = 15 V
I
D = 1.5 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 25 °C
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
0
400
800
1200
1600
2000
2400
0
5
10
15
20
25
30
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
I
D = 0.5 A; VGS = 2 V
ID = 1.5 A; VGS = 2.5 V
ID = 1.5 A; VGS = 4.5 V


Numéro de pièce similaire - SI8497DB

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI8497DB VISHAY-SI8497DB_V01 Datasheet
176Kb / 8P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI8497DB

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com