Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7994DP Fiches technique(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7994DP
Description  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7994DP Fiches technique(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI7994DP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7994DP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7994DP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7994DP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7994DP Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7994DP Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7994DP Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI7994DP Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI7994DP Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
Document Number: 71655
www.vishay.com
Revison: 15-Feb-10
1
Package Information
Vishay Siliconix
PowerPAK® SO-8, (SINGLE/DUAL)
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
NOM.
MAX.
MIN.
NOM.
MAX.
A
0.97
1.04
1.12
0.038
0.041
0.044
A1
0.00
-
0.05
0.000
-
0.002
b
0.33
0.41
0.51
0.013
0.016
0.020
c
0.23
0.28
0.33
0.009
0.011
0.013
D
5.05
5.15
5.26
0.199
0.203
0.207
D1
4.80
4.90
5.00
0.189
0.193
0.197
D2
3.56
3.76
3.91
0.140
0.148
0.154
D3
1.32
1.50
1.68
0.052
0.059
0.066
D4
0.57 TYP.
0.0225 TYP.
D5
3.98 TYP.
0.157 TYP.
E
6.05
6.15
6.25
0.238
0.242
0.246
E1
5.79
5.89
5.99
0.228
0.232
0.236
E2
3.48
3.66
3.84
0.137
0.144
0.151
E3
3.68
3.78
3.91
0.145
0.149
0.154
E4
0.75 TYP.
0.030 TYP.
e
1.27 BSC
0.050 BSC
K
1.27 TYP.
0.050 TYP.
K1
0.56
-
-
0.022
-
-
H
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L
0.51
0.61
0.71
0.020
0.024
0.028
L1
0.06
0.13
0.20
0.002
0.005
0.008
θ
-
12°
-
12°
W
0.15
0.25
0.36
0.006
0.010
0.014
M
0.125 TYP.
0.005 TYP.
ECN: T10-0055-Rev. J, 15-Feb-10
DWG: 5881
3. Dimensions exclusive of mold flash and cutting burrs.
1.
Notes
2
Inch will govern.
Dimensions exclusive of mold gate burrs.
Backside View of Single Pad
Backside View of Dual Pad
Detail Z
D
D1
D2
θ
θ
E1
E2
1
2
3
4
H
4
3
2
1
1
2
3
4
L
Z
A1
K
E
W
L1
E3
E4
E4
K
L
H
E2
E3
2


Numéro de pièce similaire - SI7994DP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Telefunken
SI7994DP TFUNK-SI7994DP Datasheet
346Kb / 13P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7994DP VISHAY-SI7994DP Datasheet
347Kb / 13P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7994DP VISHAY-SI7994DP_V01 Datasheet
347Kb / 13P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI7994DP

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Dec-08
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com