Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7414DN-T1-E3 Fiches technique(PDF) 10 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7414DN-T1-E3
Description  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7414DN-T1-E3 Fiches technique(HTML) 10 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI7414DN-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7414DN-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7414DN-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7414DN-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7414DN-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7414DN-T1-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7414DN-T1-E3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI7414DN-T1-E3 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI7414DN-T1-E3 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72597
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
7
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR PowerPAK® 1212-8 Single
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.152
(3.860)
0.039
(0.990)
0.068
(1.725)
0.010
(0.255)
0.016
(0.405)
0.026
(0.660)
0.025
(0.635)
0.030
(0.760)
Return to Index
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SI7414DN-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7414DN VISHAY-SI7414DN Datasheet
48Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Oct-01
logo
Vishay Telefunken
SI7414DN TFUNK-SI7414DN Datasheet
525Kb / 11P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7414DN VISHAY-SI7414DN Datasheet
533Kb / 11P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 22-Dec-08
SI7414DN VISHAY-SI7414DN Datasheet
531Kb / 11P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7414DN VISHAY-SI7414DN_17 Datasheet
533Kb / 11P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 22-Dec-08
More results

Description similaire - SI7414DN-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com