Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI6928DQ-T1-GE3 Fiches technique(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI6928DQ-T1-GE3
Description  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI6928DQ-T1-GE3 Fiches technique(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI6928DQ-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI6928DQ-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI6928DQ-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI6928DQ-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI6928DQ-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI6928DQ-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI6928DQ-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI6928DQ-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI6928DQ-T1-GE3 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72611
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
27
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR TSSOP-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.092
(2.337)
0.026
(0.660)
0.014
(0.356)
0.012
(0.305)
Return to Index
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SI6928DQ-T1-GE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
SI6928DQ FAIRCHILD-SI6928DQ Datasheet
160Kb / 5P
   Dual 30V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI6928DQ VISHAY-SI6928DQ Datasheet
102Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI6928DQ VISHAY-SI6928DQ_V01 Datasheet
102Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI6928DQ-T1-GE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Dec-08
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com