Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4946BEY Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4946BEY
Description  Dual N-Channel 60-V (D-S) 175 °C MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4946BEY Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI4946BEY_09 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4946BEY_09 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4946BEY_09 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4946BEY_09 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4946BEY_09 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4946BEY_09 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4946BEY_09 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4946BEY_09 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4946BEY_09 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Document Number: 73411
S09-2434-Rev. C, 16-Nov-09
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si4946BEY
TYPICAL CHARACTERISTICS
25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
5
10
15
20
25
30
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VGS = 10 V thru 5 V
4 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
3 V
0.000
0.020
0.040
0.060
0.080
0.100
0
5
10
15
20
25
30
VGS = 10 V
ID - Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
0
2
4
6
8
10
0
4
8
12
16
20
ID = 5.3 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS = 48 V
VDS = 30 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
25 °C
TC = 150 °C
- 55 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0
200
400
600
800
1000
1200
0
102030405060
Crss
Coss
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
175
VGS = 10 V
TJ - Junction Temperature (°C)
VGS = 4.5 V
ID = 5.3 A


Numéro de pièce similaire - SI4946BEY_09

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4946BEY-T1-E3 VBSEMI-SI4946BEY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 째C MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SI4946BEY-T1-GE3 TECHPUBLIC-SI4946BEY-T1-GE3 Datasheet
3Mb / 5P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4946BEY VISHAY-SI4946BEY_V01 Datasheet
193Kb / 9P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) 175 째C MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI4946BEY_09

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4946BEY VISHAY-SI4946BEY Datasheet
126Kb / 7P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) 175 C MOSFET
Rev. A, 23-May-05
SI9945AEY VISHAY-SI9945AEY Datasheet
59Kb / 4P
   Dual N-Channel 60-V (D-S), 175C MOSFET
Rev. C, 24-Feb-98
logo
VBsemi Electronics Co.,...
TSM4946DCSRLG VBSEMI-TSM4946DCSRLG Datasheet
2Mb / 9P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
VBA3638 VBSEMI-VBA3638_V01 Datasheet
714Kb / 9P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM75N06-09L VISHAY-SUM75N06-09L_08 Datasheet
110Kb / 6P
   N-Channel 60-V (D-S), 175 °C MOSFET
Rev. B, 11-Feb-08
SUM110N06-3M4L VISHAY-SUM110N06-3M4L_08 Datasheet
118Kb / 6P
   N-Channel 60-V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 11-Feb-08
SQJ960EP VISHAY-SQJ960EP Datasheet
159Kb / 9P
   Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. C, 24-Sep-12
SQJ992EP VISHAY-SQJ992EP Datasheet
181Kb / 11P
   Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. A, 28-Jan-13
SQJ968EP VISHAY-SQJ968EP_15 Datasheet
228Kb / 12P
   Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
Rev. B, 17-Aug-15
SQ9945BEY VISHAY-SQ9945BEY_V02 Datasheet
212Kb / 9P
   Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
01-Jan-2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com