Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI4116DY-T1-E3 Fiches technique(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI4116DY-T1-E3
Description  N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4116DY-T1-E3 Fiches technique(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI4116DY-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4116DY-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4116DY-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4116DY-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4116DY-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4116DY-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4116DY-T1-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4116DY-T1-E3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI4116DY-T1-E3 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72606
22
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.172
(4.369)
0.028
(0.711)
0.050
(1.270)
0.022
(0.559)
Return to Index
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SI4116DY-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4116DY-T1-E3 VISHAY-SI4116DY-T1-E3 Datasheet
230Kb / 9P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI4116DY-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4668DY VISHAY-SI4668DY Datasheet
103Kb / 7P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Mar-09
SI7194DP VISHAY-SI7194DP Datasheet
316Kb / 13P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-Mar-08
SUD50N025-06P VISHAY-SUD50N025-06P Datasheet
108Kb / 7P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 09-May-05
SI4630DY VISHAY-SI4630DY Datasheet
239Kb / 10P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SI4778DY VISHAY-SI4778DY Datasheet
244Kb / 10P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Mar-09
SIR808DP VISHAY-SIR808DP Datasheet
480Kb / 13P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Apr-11
SIR850DP VISHAY-SIR850DP Datasheet
109Kb / 7P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Sep-08
SI1304DL VISHAY-SI1304DL Datasheet
88Kb / 5P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 04-Oct-04
SI4630DY VISHAY-SI4630DY_17 Datasheet
174Kb / 9P
   N-Channel 25-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SIDR140DP VISHAY-SIDR140DP Datasheet
194Kb / 8P
   N-Channel 25 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-Nov-17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com