Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI1416EDH Fiches technique(PDF) 11 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI1416EDH
Description  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1416EDH Fiches technique(HTML) 11 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI1416EDH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1416EDH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1416EDH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1416EDH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1416EDH Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1416EDH Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI1416EDH Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI1416EDH Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SI1416EDH Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72602
18
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SC-70: 6-Lead
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.067
(1.702)
0.016
(0.406)
0.026
(0.648)
0.010
(0.241)
Return to Index
Return to Index


Numéro de pièce similaire - SI1416EDH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Telefunken
SI1416EDH TFUNK-SI1416EDH Datasheet
264Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
Si1416EDH VISHAY-Si1416EDH Datasheet
268Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Apr-11
SI1416EDH VISHAY-SI1416EDH Datasheet
270Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1416EDH-T1-GE3 VISHAY-SI1416EDH-T1-GE3 Datasheet
270Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1416EDH VISHAY-SI1416EDH_17 Datasheet
268Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Apr-11
More results

Description similaire - SI1416EDH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com