Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI1414DH Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI1414DH
Description  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1414DH Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI1414DH Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1414DH Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1414DH Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1414DH Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1414DH Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1414DH Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1414DH Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1414DH Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1414DH Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
Document Number: 67073
S10-2427-Rev. A, 25-Oct-10
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si1414DH
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-foot thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
25
50
75
100
125
150
T
C - Case Temperature (°C)
0
2
4
6
8
Package Limited
Power Derating
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
25
50
75
100
125
150
TF - Foot Temperature (°C)


Numéro de pièce similaire - SI1414DH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Telefunken
SI1414DH TFUNK-SI1414DH Datasheet
268Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - SI1414DH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com