Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BYG10Y Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce BYG10Y
Description  Standard Avalanche SMD Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BYG10Y Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  BYG10Y Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BYG10Y Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BYG10Y Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BYG10Y Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BYG10Y Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
BYG10D thru BYG10Y
Vishay General Semiconductor
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
Document Number: 88957
Revision: 03-Jun-09
4
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
Figure 7. Reverse Recovery Charge vs. Forward Current
0
0
400
800
1200
1600
2000
0.2
0.4
0.6
0.8
Forward Current (A)
1.0
T
A = 100 °C
T
A = 125 °C
T
A = 25 °C
T
A = 75 °C
T
A = 50 °C
I
R = 0.5 A, iR = 0.125 A
0.030 (0.76)
0.060 (1.52)
0.008 (0.203)
0.194 (4.93)
0.208 (5.28)
0.157 (3.99)
0.177 (4.50)
0.100 (2.54)
0.110 (2.79)
0.078 (1.98)
0.090 (2.29)
0.006 (0.152)
0.012 (0.305)
0.049 (1.25)
0.065 (1.65)
Cathode Band
0 (0)
DO-214AC (SMA)
Mounting Pad Layout
0.074 (1.88)
MAX.
0.208 (5.28)
REF.
0.066 (1.68)
MIN.
0.060 (1.52)
MIN.


Numéro de pièce similaire - BYG10Y

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Gulf Semiconductor
BYG10Y GULFSEMI-BYG10Y Datasheet
140Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION SURFACE MOUNTED RECTIFIER VOLTAGE竊?600 V CURRENT竊?1.5A
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYG10Y LUGUANG-BYG10Y Datasheet
1Mb / 4P
   Low profile package
logo
Vishay Siliconix
BYG10Y VISHAY-BYG10Y Datasheet
91Kb / 5P
   Standard Avalanche SMD Rectifier
02-Oct-12
BYG10Y VISHAY-BYG10Y Datasheet
106Kb / 5P
   Standard Avalanche SMD Rectifier
01-Jan-2022
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
BYG10Y DAESAN-BYG10Y Datasheet
211Kb / 2P
   STANDARD RECTIFIER
More results

Description similaire - BYG10Y

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
BYG10D VISHAY-BYG10D_V02 Datasheet
106Kb / 5P
   Standard Avalanche SMD Rectifier
01-Jan-2022
BYG10M-E3 VISHAY-BYG10M-E3 Datasheet
91Kb / 5P
   Standard Avalanche SMD Rectifier
Revision: 20-May-14
BYG10D VISHAY-BYG10D_V01 Datasheet
91Kb / 5P
   Standard Avalanche SMD Rectifier
02-Oct-12
logo
Diotec Semiconductor
AL1A DIOTEC-AL1A_17 Datasheet
148Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
AM2000 DIOTEC-AM2000_18 Datasheet
167Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
BYG10D DIOTEC-BYG10D Datasheet
159Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
AM2000 DIOTEC-AM2000 Datasheet
167Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
BYG10D DIOTEC-BYG10D_18 Datasheet
158Kb / 2P
   Standard Avalanche SMD Rectifier Diodes
AL1A DIOTEC-AL1A_15 Datasheet
142Kb / 2P
   Controlled Avalanche Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
AL1A DIOTEC-AL1A_16 Datasheet
142Kb / 2P
   Controlled Avalanche Standard Recovery SMD Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com