Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

8TQ080GSPBF Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No de pièce 8TQ080GSPBF
Description  Schottky Rectifier, 8 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

8TQ080GSPBF Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  8TQ080GSPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 8TQ080GSPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 8TQ080GSPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 8TQ080GSPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 8TQ080GSPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 8TQ080GSPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Document Number: 94264
For technical questions, contact: diodestech@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 23-Mar-10
5
VS-8TQ080GSPbF, VS-8TQ100GSPbF
Schottky Rectifier, 8 A
Vishay High Power Products
ORDERING INFORMATION TABLE
080 = 80 V
100 = 100 V
2
-
Current rating (8 = 8 A)
3
-
T = TO-220
4
-
Q = Schottky “Q” series
5
-
Voltage ratings
6
-
G = Schottky generation
-
S = D2PAK
7
8
-
None = Tube (50 pieces)
TRL = Tape and reel (left oriented)
TRR = Tape and reel (right oriented)
-
PbF = Lead (Pb)-free
9
1
-
HPP product suffix
Device code
5
1
3
24
67
8
9
VS-
8
T
Q
100
G
S
TRL PbF
LINKS TO RELATED DOCUMENTS
Dimensions
www.vishay.com/doc?95046
Part marking information
www.vishay.com/doc?95058
Packaging information
www.vishay.com/doc?95032
SPICE model
www.vishay.com/doc?95291


Numéro de pièce similaire - 8TQ080GSPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
8TQ080GSPBF VISHAY-8TQ080GSPBF Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 17-Apr-08
More results

Description similaire - 8TQ080GSPBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
8TQ060PBF VISHAY-8TQ060PBF_12 Datasheet
177Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 29-Aug-11
8TQ080GPBF VISHAY-8TQ080GPBF Datasheet
167Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 11-Oct-11
8TQ100GSPBF VISHAY-8TQ100GSPBF Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 17-Apr-08
8TQ100S VISHAY-8TQ100S Datasheet
107Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 19-Aug-08
8TQ100GPBF VISHAY-8TQ100GPBF Datasheet
112Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 17-Apr-08
80SQ030 VISHAY-80SQ030 Datasheet
106Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 07-Nov-08
8TQ080SPBF VISHAY-8TQ080SPBF_10 Datasheet
111Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 15-Mar-10
8TQ100 VISHAY-8TQ100 Datasheet
121Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 19-Aug-08
8TQ100GS VISHAY-8TQ100GS Datasheet
108Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 18-Jun-08
VS-8TQPBF VISHAY-VS-8TQPBF Datasheet
178Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 29-Aug-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com