Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK2799 Fiches technique(PDF) 9 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

No de pièce 2SK2799
Description  VX-2 Series Power MOSFET(350V 10A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Site Internet  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

2SK2799 Fiches technique(HTML) 9 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Back Button 2SK2799 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK2799 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK2799 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK2799 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK2799 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK2799 Datasheet HTML 7Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK2799 Datasheet HTML 8Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK2799 Datasheet HTML 9Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK2799 Datasheet HTML 10Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
2SK2799
Power Derating
Case Temperature Tc [
°C]


Numéro de pièce similaire - 2SK2799

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2799 ISC-2SK2799 Datasheet
295Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - 2SK2799

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shindengen Electric Mfg...
2SK2798 SHINDENGEN-2SK2798 Datasheet
411Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(350V 6A)
2SK2186 SHINDENGEN-2SK2186 Datasheet
396Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V 10A)
2SK2187 SHINDENGEN-2SK2187 Datasheet
394Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V 10A)
2SK2188 SHINDENGEN-2SK2188 Datasheet
399Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V 10A)
2SK2189 SHINDENGEN-2SK2189 Datasheet
385Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V 10A)
2SK2190 SHINDENGEN-2SK2190 Datasheet
384Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V 10A)
F12F50VX2 SHINDENGEN-F12F50VX2 Datasheet
155Kb / 10P
   VX-2 SERIES POWER MOSFET
2SK2180 SHINDENGEN-2SK2180 Datasheet
274Kb / 6P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V3A)
2SK2185 SHINDENGEN-2SK2185 Datasheet
409Kb / 10P
   VX-2 Series Power MOSFET(500V5A)
2SK2563 SHINDENGEN-2SK2563 Datasheet
442Kb / 12P
   VX-2 Series Power MOSFET(600V4A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com